| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS30H60CT Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS30H60CT Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 11 page ![]() Package information STPS30H60C 6/11 Doc ID 12123 Rev 3 Table 6. TO-220AB dimensions Ref Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 F2 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H2 10 10.40 0.393 0.409 L2 16.4 typ. 0.645 typ. L4 13 14 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 typ. 0.102 typ. Diam. 3.75 3.85 0.147 0.151 A C D L7 Dia L5 L6 L9 L4 F H2 G G1 L2 F2 F1 E M |