Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STPS30H60CW Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

Numer części STPS30H60CW
Szczegółowy opis  Power Schottky rectifier
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STPS30H60CW Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button STPS30H60CW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STPS30H60CW Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
Package information
STPS30H60C
6/11
Doc ID 12123 Rev 3
Table 6.
TO-220AB dimensions
Ref
Dimensions
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
4.40
4.60
0.173
0.181
C
1.23
1.32
0.048
0.051
D
2.40
2.72
0.094
0.107
E
0.49
0.70
0.019
0.027
F
0.61
0.88
0.024
0.034
F1
1.14
1.70
0.044
0.066
F2
1.14
1.70
0.044
0.066
G
4.95
5.15
0.194
0.202
G1
2.40
2.70
0.094
0.106
H2
10
10.40
0.393
0.409
L2
16.4 typ.
0.645 typ.
L4
13
14
0.511
0.551
L5
2.65
2.95
0.104
0.116
L6
15.25
15.75
0.600
0.620
L7
6.20
6.60
0.244
0.259
L9
3.50
3.93
0.137
0.154
M
2.6 typ.
0.102 typ.
Diam.
3.75
3.85
0.147
0.151
A
C
D
L7
Dia
L5
L6
L9
L4
F
H2
G
G1
L2
F2
F1
E
M



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11