| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS30M60D Arkusz danych(PDF) 6 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS30M60D Arkusz danych(HTML) 6 Page - STMicroelectronics |
|
6 / 8 page ![]() Package information STPS30M60 6/8 DocID022045 Rev 2 Table 5. TO-220AC package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.066 G 4.95 5.15 0.194 0.202 H2 10.00 10.40 0.393 0.409 L2 16.40 typ. 0.645 typ. L4 13.00 14.00 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.259 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 typ. 0.102 typ. Diam. I 3.75 3.85 0.147 0.151 Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) |