| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STPS20L45C Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STPS20L45C Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 15 page ![]() Package information STPS20L45C 8/15 DocID8001 Rev 5 Table 5: TO-220AB package mechanical data Ref. Dimensions Millimeters Inches Min. Max. Min. Max. A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.240 0.035 b1 1.14 1.70 0.045 0.067 c 0.48 0.70 0.019 0.028 D 15.25 15.75 0.600 0.620 D1 1.27 typ. 0.050 typ. E 10.00 10.40 0.394 0.409 e 2.40 2.70 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.195 0.203 F 1.23 1.32 0.048 0.052 H1 6.20 6.60 0.244 0.260 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13.00 14.00 0.512 0.551 L1 3.50 3.93 0.138 0.155 L20 16.40 typ. 0.646 typ. L30 28.90 typ. 1.138 typ. θP 3.75 3.85 0.148 0.152 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 |