| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L99ASC03TR Arkusz danych(PDF) 36 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L99ASC03TR Arkusz danych(HTML) 36 Page - STMicroelectronics |
|
36 / 73 page ![]() Electrical specifications L99ASC03 36/73 DocID023504 Rev 7 Figure 15. Watchdog timing (Long, Early, Late and Safe Window) Figure 16. Watchdog missing Table 16. Watchdog Symbol Parameter Test condition Min. Typ. Max. Unit tLOW Long open window 48 65 70 ms tCW Closed window 2.6 4.7 ms tWDP Watchdog period 16 23 ms |