| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ETC5064FN Arkusz danych(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ETC5064FN Arkusz danych(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 18 page ![]() DIP20 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.254 0.010 B 1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.45 0.018 b1 0.25 0.010 D 25.4 1.000 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 22.86 0.900 F 7.1 0.280 I 3.93 0.155 L 3.3 0.130 Z 1.34 0.053 ETC5064 - ETC5064-X - ETC5067 - ETC5067-X 17/18 |