| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TLC139MFKB Arkusz danych(PDF) 2 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLC139MFKB Arkusz danych(HTML) 2 Page - Texas Instruments |
|
2 / 35 page ![]() TLC139, TLC339, TLC339Q LinCMOS MICROPOWER QUAD COMPARATORS 2 WWW.TI.COM description (continued) The TLC139M and TLC339M are characterized for operation over the full military temperature range of − 55 °C to 125 °C. The TLC339C is characterized for operation over the commercial temperature range of 0°C to 70°C. The TLC339I is characterized for operation over the industrial temperature range of − 40 °C to 85°C. The TLC339Q is characterized for operation over the extended industrial temperature range of − 40 °C to 125°C. output schematic OPEN-DRAIN CMOS OUTPUT Output absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)† Supply voltage range, VDD (see Note 1) −0.3 V to 18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differential input voltage, VID (see Note 2) ±18 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input voltage range, VI −0.3 V to VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output voltage range, VO −0.3 V to VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input current, II ±5 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output current, IO (each output) 20 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total supply current into VDD 40 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total current out of GND 60 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Continuous total dissipation See Dissipation Rating Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operating free-air temperature range, TA: TLC139M −55 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TLC339C 0 °C to 70°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TLC339I −40 °C to 85°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TLC339M −55 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TLC339Q −40 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storage temperature range −65 °C to 150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Case temperature for 60 seconds: FK package 260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D or N package 260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J package 300 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . † Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. NOTES: 1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to network ground. 2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −. DISSIPATION RATING TABLE PACKAGE TA ≤ 25°C POWER RATING DERATING FACTOR ABOVE T = 25 C TA = 70°C POWER RATING TA = 85°C POWER RATING TA = 125°C POWER RATING PACKAGE TA ≤ 25 C POWER RATING DERATING FACTOR ABOVE TA = 25°C TA = 70 C POWER RATING TA = 85 C POWER RATING TA = 125 C POWER RATING D FK 950 mW 1375 mW 7.6 mW/ °C 11.0 mW/ C 608 mW 880 mW 494 mW 715 mW 190 mW 275 mW D FK J 950 mW 1375 mW 1375 mW 7.6 mW/ C 11.0 mW/ °C 11.0 mW/ °C 608 mW 880 mW 880 mW 494 mW 715 mW 715 mW 190 mW 275 mW 275 mW J N 1375 mW 1150 mW 11.0 mW/ °C 9.2 mW/ °C 880 mW 736 mW 715 mW 598 mW 275 mW 230 mW N PW 1150 mW 700 mW 9.2 mW/ C 5.6 mW/ °C 736 mW 448 mW 598 mW 364 mW 230 mW 140 mW |