| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LF253DT Arkusz danych(PDF) 7 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF253DT Arkusz danych(HTML) 7 Page - STMicroelectronics |
|
7 / 15 page ![]() LF253, LF353 Electrical characteristics Doc ID 2153 Rev 3 7/15 Figure 14. Common mode rejection ratio versus free air temperature Figure 15. Voltage follower large signal pulse response V CC = +/- 15 V R L = 10 kΩ V CC = +/- 15 V R L = 2 kΩ T amb = +25°C OUTPUT C L = 100 pF μs INPUT Figure 16. Output voltage versus elapsed time Figure 17. Equivalent input noise voltage versus frequency Figure 18. Total harmonic distortion versus frequency μs V CC = +/- 15 V R L = 2 kΩ T amb = +25°C OVERSHOOT t r V CC = +/- 15 V R S = 100 Ω T amb = +25°C A V = 10 V CC = +/- 15 V Vo(rms) = 6 V T amb = +25°C A V = 1 |