Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L296HT Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

Numer części L296HT
Szczegółowy opis  HIGH CURRENT SWITCHINGREGULATORS
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L296HT Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button L296HT Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L296HT Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 22 page
background image
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.14
1.27
1.4
0.045
0.050
0.055
G1
17.57
17.78
17.91
0.692
0.700
0.705
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
20.57
0.810
L1
18.03
0.710
L2
2.54
0.100
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L5
5.28
0.208
L6
2.38
0.094
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
Multiwatt15 H
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
L296 - L296P
21/22



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22