Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L298P Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części L298P
Szczegółowy opis  DUAL FULL-BRIDGE DRIVER
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L298P Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button L298P Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L298P Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 13 page
background image
Multiwatt15 V
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.02
1.27
1.52
0.040
0.050
0.060
G1
17.53
17.78
18.03
0.690
0.700
0.710
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
21.9
22.2
22.5
0.862
0.874
0.886
L1
21.7
22.1
22.5
0.854
0.870
0.886
L2
17.65
18.1
0.695
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.25
4.55
4.85
0.167
0.179
0.191
M1
4.63
5.08
5.53
0.182
0.200
0.218
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA
L298
10/13



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13