| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L3000S Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3000S Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 29 page ![]() PLCC44 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 17.4 17.65 0.685 0.695 B 16.51 16.65 0.650 0.656 C 3.65 3.7 0.144 0.146 D 4.2 4.57 0.165 0.180 d1 2.59 2.74 0.102 0.108 d2 0.68 0.027 E 14.99 16 0.590 0.630 e 1.27 0.050 e3 12.7 0.500 F 0.46 0.018 F1 0.71 0.028 G 0.101 0.004 M 1.16 0.046 M1 1.14 0.045 L3000S - L3030 25/29 |