| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L4812CX Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4812CX Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() SOT82 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 7.4 7.8 0.291 0.307 B 10.5 10.8 0.413 0.425 b 0.7 0.9 0.028 0.035 b1 0.49 0.75 0.019 0.030 C 2.4 2.7 0.094 0.106 c1 1.2 0.047 D 15.7 0.618 e 2.2 0.087 e3 4.4 0.173 F 3.8 0.150 H 2.54 0.100 L4805-L4808-L4885-L4892-L4810-L4812 5/7 |