| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L433CBY7P Arkusz danych(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L433CBY7P Arkusz danych(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 227 page ![]() Contents STM32L433xx 4/227 DS11449 Rev 7 3.17 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3.18 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.19 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.20 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 3.21 Liquid crystal display controller (LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.22 True random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.23 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.23.1 Advanced-control timer (TIM1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.23.2 General-purpose timers (TIM2, TIM15, TIM16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.23.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.23.4 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.23.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.23.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.23.7 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.23.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.24 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 3.25 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.26 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 49 3.27 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 50 3.28 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.29 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.30 Single wire protocol master interface (SWPMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.31 Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.32 Secure digital input/output and MultiMediaCards interface (SDMMC) . . . 53 3.33 Universal serial bus (USB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.34 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.35 Quad SPI memory interface (QUADSPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 3.36 Development support . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.36.1 Serial wire JTAG debug port (SWJ-DP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 3.36.2 Embedded Trace Macrocell™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 4 Pinouts and pin description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 5 Memory mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 |