| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
L4957AV1.5 Arkusz danych(PDF) 5 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4957AV1.5 Arkusz danych(HTML) 5 Page - STMicroelectronics |
|
5 / 7 page ![]() Versawatt (TO220) DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 C 1.23 1.32 0.048 0.051 D 2.40 2.72 0.094 0.107 E 0.49 0.70 0.019 0.027 F 0.61 0.88 0.024 0.034 F1 1.14 1.70 0.044 0.067 F2 1.14 1.70 0.044 0.067 G 4.95 5.15 0.194 0.203 G1 2.40 2.70 0.094 0.106 H2 10.0 10.4 0.393 0.409 L2 16.4 0.645 L4 13.0 14.0 0.511 0.551 L5 2.65 2.95 0.104 0.116 L6 15.25 15.75 0.600 0.620 L7 6.20 6.60 0.244 0.260 L9 3.50 3.93 0.137 0.154 M 2.6 0.102 Dia 3.75 3.85 0.147 0.151 TO220MEC OUTLINE AND MECHANICAL DATA L4957A 5/7 |