Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6206 Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics

Numer części L6206
Szczegółowy opis  DMOS DUAL FULL BRIDGE DRIVER
PDF  23 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6206 Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics

Back Button L6206 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L6206 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 23 page
background image
21/23
L6206
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
4.320
0.170
A1
0.380
0.015
A2
3.300
0.130
B
0.410
0.460
0.510
0.016
0.018
0.020
B1
1.400
1.520
1.650
0.055
0.060
0.065
c
0.200
0.250
0.300
0.008
0.010
0.012
D
31.62
31.75
31.88
1.245
1.250
1.255
E
7.620
8.260
0.300
0.325
e
2.54
0.100
E1
6.350
6.600
6.860
0.250
0.260
0.270
e1
7.620
0.300
L
3.180
3.430
0.125
0.135
M
0˚ min, 15˚ max.
Powerdip 24
A1
B
e
B1
D
13
12
24
1
L
A
e1
A2
c
E1
SDIP24L
M
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23