Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6221CD Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics

Numer części L6221CD
Szczegółowy opis  QUAD DARLINGTON SWITCH
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6221CD Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics

Back Button L6221CD Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L6221CD Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 15 page
background image
MULTIWATT15 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
5
0.197
B
2.65
0.104
C
1.6
0.063
D
1
0.039
E
0.49
0.55
0.019
0.022
F
0.66
0.75
0.026
0.030
G
1.14
1.27
1.4
0.045
0.050
0.055
G1
17.57
17.78
17.91
0.692
0.700
0.705
H1
19.6
0.772
H2
20.2
0.795
L
22.1
22.6
0.870
0.890
L1
22
22.5
0.866
0.886
L2
17.65
18.1
0.695
0.713
L3
17.25
17.5
17.75
0.679
0.689
0.699
L4
10.3
10.7
10.9
0.406
0.421
0.429
L7
2.65
2.9
0.104
0.114
M
4.2
4.3
4.6
0.165
0.169
0.181
M1
4.5
5.08
5.3
0.177
0.200
0.209
S
1.9
2.6
0.075
0.102
S1
1.9
2.6
0.075
0.102
Dia1
3.65
3.85
0.144
0.152
L6221C-L6221CN-L6221CD
12/15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15