Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6280 Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics

Numer części L6280
Szczegółowy opis  THREE CHANNELS MULTIPOWER DRIVER SYSTEM
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6280 Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics

Back Button L6280 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics L6280 Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 26 page
background image
PLCC44 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
17.4
17.65
0.685
0.695
B
16.51
16.65
0.650
0.656
C
3.65
3.7
0.144
0.146
D
4.2
4.57
0.165
0.180
d1
2.59
2.74
0.102
0.108
d2
0.68
0.027
E
14.99
16
0.590
0.630
e
1.27
0.050
e3
12.7
0.500
F
0.46
0.018
F1
0.71
0.028
G
0.101
0.004
M
1.16
0.046
M1
1.14
0.045
L6280
25/26



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26