Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6451 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

Numer części L6451
Szczegółowy opis  28 CHANNEL INK JET DRIVER
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6451 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

  L6451 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6451 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 9 page
background image
PLCC44 PACKAGE MECHANICAL DATA
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
17.4
17.65
0.685
0.695
B
16.51
16.65
0.650
0.656
C
3.65
3.7
0.144
0.146
D
4.2
4.57
0.165
0.180
d1
2.59
2.74
0.102
0.108
d2
0.68
0.027
E
14.99
16
0.590
0.630
e
1.27
0.050
e3
12.7
0.500
F
0.46
0.018
F1
0.71
0.028
G
0.101
0.004
M
1.16
0.046
M1
1.14
0.045
L6451
8/9



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9