Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

L6567D Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics

Numer części L6567D
Szczegółowy opis  HIGH VOLTAGE DRIVER FOR CFL
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

L6567D Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics

Back Button L6567D Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics L6567D Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
13/15
L6567
DIP14
DIM.
mm
inch
MIN.
TYP.
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
a1
0.51
0.020
B
1.39
1.65
0.055
0.065
b
0.5
0.020
b1
0.25
0.010
D
20
0.787
E
8.5
0.335
e
2.54
0.100
e3
15.24
0.600
F
7.1
0.280
I
5.1
0.201
L
3.3
0.130
Z
1.27
2.54
0.050
0.100
OUTLINE AND
MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15