| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
7812CV Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7812CV Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 34 page ![]() L7800 SERIES 25/34 DIM. mm. inch MIN. TYP MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.40 4.60 0.173 0.181 b 0.61 0.88 0.024 0.034 b1 1.15 1.70 0.045 0.067 c 0.49 0.70 0.019 0.027 D 15.25 15.75 0.600 0.620 E 10.0 10.40 0.393 0.409 e 2.4 2.7 0.094 0.106 e1 4.95 5.15 0.194 0.203 F 1.23 1.32 0.048 0.051 H1 6.2 6.6 0.244 0.260 J1 2.40 2.72 0.094 0.107 L 13.0 14.0 0.511 0.551 L1 3.5 3.93 0.137 0.154 L20 16.4 0.645 L30 28.9 1.138 φP 3.75 3.85 0.147 0.151 Q 2.65 2.95 0.104 0.116 TO-220 (A TYPE) MECHANICAL DATA 0015988/N |