| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TL082CMX Arkusz danych(PDF) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TL082CMX Arkusz danych(HTML) 3 Page - National Semiconductor (TI) |
|
3 / 3 page ![]() 产品名称 Product Name 部件名称 铅 汞 镉 六价 铬 多溴联苯 多溴二苯醚 Part (Pb) (Hg) (Cd) (Cr6+) (PBB) (PBDE) 集成 电路 Integrated Circuit 美国国家半 导体 《 电子信息产品污染控制管理办法》的声明 China RoHS Declaration 美国国家半 导体的产品不会含有镉、汞、六价铬、多溴联苯(PBB) 和二苯 醚(PBDE)。 有毒有害物 质或元素 Toxic and harmful substances or elements O:表示 该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求以下。 X:表示 该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 标准规定的限量要求。 O:Indicates that this hazardous substance contained in all homogeneous materials of this part is below the limit requirement in SJ/T 11363-2006. O "Electronic Information Products Pollution Control Measures" Statement X:Indicates that this hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials of this part is above the limit requirement in SJ/T 11363-2006. X O O O O 环保使用期限(epup) 是指以符号在这里展出. 环保使用期限(epup) 的有效期只有当 产品使用范围以内的数据表中的规格. The Environmental Protection Use Period (EPUP) is defined by the symbol shown here. The Environmental Protection Use Period (EPUP) is valid only when product is used within the limits of the data sheet specifications. National Semiconductor's products will not contain cadmium, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBBs) and diphenyl ether (PBDE). TL082CMX |