| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST232ACTR Arkusz danych(PDF) 12 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST232ACTR Arkusz danych(HTML) 12 Page - STMicroelectronics |
|
12 / 16 page ![]() Package mechanical data ST232AB - ST232AC 12/16 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 1.2 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.004 0.006 A2 0.8 1 1.05 0.031 0.039 0.041 b 0.19 0.30 0.007 0.012 c0.09 0.20 0.004 0.0079 D4.9 5 5.1 0.193 0.197 0.201 E 6.2 6.4 6.6 0.244 0.252 0.260 E1 4.3 4.4 4.48 0.169 0.173 0.176 e 0.65 BSC 0.0256 BSC K0° 8°0° 8° L 0.45 0.60 0.75 0.018 0.024 0.030 TSSOP16 mechanical data c E b A2 A E1 D 1 PIN 1 IDENTIFICATION A1 L K e 0080338D |