| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32L462CEY3 Arkusz danych(PDF) 73 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L462CEY3 Arkusz danych(HTML) 73 Page - STMicroelectronics |
|
73 / 198 page ![]() Port B PB0 - - QUADSPI_ BK1_IO1 - COMP1_OUT SAI1_EXTCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_RTS _DE - QUADSPI_ BK1_IO0 - - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 - ---- - - EVENTOUT PB3 - ---- SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 - TSC_G2_IO1 - - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PB5 - TSC_G2_IO2 - - COMP2_OUT SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 CAN1_TX TSC_G2_IO3 - - - SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 UART4_CTS TSC_G2_IO4 - - - - - EVENTOUT PB8 - CAN1_RX - - SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 - CAN1_TX - - SDMMC1_D5 SAI1_FS_A - EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SYNC QUADSPI_CLK - COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - QUADSPI_ BK1_NCS - COMP2_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_RTS _DE TSC_G1_IO1 CAN1_RX - - SAI1_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 CAN1_TX - - SAI1_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_IO3 - - - SAI1_MCLK_A TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - TSC_G1_IO4 - - - SAI1_SD_A TIM15_CH2 EVENTOUT Table 15. Alternate function AF8 to AF15 (for AF0 to AF7 see Table 14) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 UART4/ LPUART1/ CAN1 CAN1/TSC CAN1/USB/ QUADSPI - SDMMC1/ COMP1/ COMP2 SAI1 TIM2/TIM15/ TIM16/LPTIM2 EVENTOUT |