Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LNBP21 Arkusz danych(PDF) 18 Page - STMicroelectronics

Numer części LNBP21
Szczegółowy opis  LNBP SUPPLY AND CONTROL IC WITH STEP-UP CONVERTER AND I2C INTERFACE
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LNBP21 Arkusz danych(HTML) 18 Page - STMicroelectronics

Back Button LNBP21 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 13Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 14Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 15Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 16Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 17Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 18Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 19Page - STMicroelectronics LNBP21 Datasheet HTML 20Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 18 / 20 page
background image
LNBP21
18/20
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
2.65
0.104
a1
0.1
0.2
0.004
0.008
a2
2.45
0.096
b
0.35
0.49
0.014
0.019
b1
0.23
0.32
0.009
0.012
C
0.5
0.020
c1
45˚ (typ.)
D
12.60
13.00
0.496
0.512
E
10.00
10.65
0.393
0.419
e
1.27
0.050
e3
11.43
0.450
F
7.40
7.60
0.291
0.300
L
0.50
1.27
0.020
0.050
M
0.75
0.029
S
˚ (max.)
SO-20 MECHANICAL DATA
PO13L
8



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20