| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M24M01 Arkusz danych(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M24M01 Arkusz danych(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 19 page ![]() M24M01 16/19 PACKAGE MECHANICAL LGA8 - 8 lead Land Grid Array, Package Outline Notes: 1. Drawing is not to scale. LGA8 - 8 lead Land Grid Array, Package Mechanical Data D E A2 A1 T1 T2 E2 E1 E3 T3 D1 LGA-Z01B CONTACT 1 A ddd k Symb. mm inches Typ. Min. Max. Typ. Min. Max. A 1.040 0.940 1.140 0.0409 0.0370 0.0449 A1 0.340 0.300 0.380 0.0134 0.0118 0.0150 A2 0.700 0.640 0.760 0.0276 0.0252 0.0299 D 8.000 7.900 8.100 0.3150 0.3110 0.3189 D1 0.100 – – 0.0039 – – E 5.000 4.900 5.100 0.1969 0.1929 0.2008 E1 1.270 – – 0.0500 – – E2 3.810 – – 0.1500 – – E3 0.390 – – 0.0154 – – k 0.100 – – 0.0039 – – T1 0.410 – – 0.0161 – – T2 0.670 – – 0.0264 – – T3 0.970 – – 0.0382 – – ddd 0.100 – – 0.0039 – – |