| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LF120AB Arkusz danych(PDF) 45 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF120AB Arkusz danych(HTML) 45 Page - STMicroelectronics |
|
45 / 49 page ![]() LFxxAB - LFxxC Package mechanical data 45/49 Dim. mm. inch. Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 2.2 2.4 0.086 0.094 A1 0.9 1.1 0.035 0.043 A2 0.03 0.23 0.001 0.009 B 0.4 0.6 0.015 0.023 B2 5.2 5.4 0.204 0.212 C 0.45 0.6 0.017 0.023 C2 0.48 0.6 0.019 0.023 D 6 6.2 0.236 0.244 D1 5.1 0.201 E 6.4 6.6 0.252 0.260 E1 4.7 0.185 e 1.27 0.050 G4.9 5.25 0.193 0.206 G1 2.38 2.7 0.093 0.106 H 9.35 10.1 0.368 0.397 L2 0.8 1 0.031 0.039 L4 0.6 1 0.023 0.039 L5 1 0.039 L6 2.8 0.110 PPAK mechanical data 0078180-E |