| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M27V320 Arkusz danych(PDF) 13 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M27V320 Arkusz danych(HTML) 13 Page - STMicroelectronics |
|
13 / 15 page ![]() 13/15 M27V320 Table 14. SO44 - 44 lead Plastic Small Outline, 525 mils body width, Package Mechanical Data Symbol millimeters inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.80 0.1102 A1 0.10 0.0039 A2 2.30 2.20 2.40 0.0906 0.0866 0.0945 b 0.40 0.35 0.50 0.0157 0.0138 0.0197 C 0.15 0.10 0.20 0.0059 0.0039 0.0079 CP 0.08 0.0030 D 28.20 28.00 28.40 1.1102 1.1024 1.1181 e 1.27 – – 0.0500 – – E 13.30 13.20 13.50 0.5236 0.5197 0.5315 EH 16.00 15.75 16.25 0.6299 0.6201 0.6398 L 0.80 0.0315 α 8° 8° N44 44 Figure 12. SO44 - 44 lead Plastic Small Outline, 525 mils body width, Package Outline Drawing is not to scale. SO-d E N D C L A1 α EH A 1 e CP b A2 |