| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M29F100B Arkusz danych(PDF) 27 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29F100B Arkusz danych(HTML) 27 Page - STMicroelectronics |
|
27 / 30 page ![]() TSOP-a D1 E 1N CP B e A2 A N/2 D DIE C L A1 α Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 1.20 0.047 A1 0.05 0.15 0.002 0.006 A2 0.95 1.05 0.037 0.041 B 0.17 0.27 0.007 0.011 C 0.10 0.21 0.004 0.008 D 19.80 20.20 0.780 0.795 D1 18.30 18.50 0.720 0.728 E 11.90 12.10 0.469 0.476 e 0.50 - - 0.020 - - L 0.50 0.70 0.020 0.028 α 0 ° 5 ° 0 ° 5 ° N48 48 CP 0.10 0.004 Drawing is not to scale. TSOP48 Normal Pinout - 48 lead Plastic Thin Small Outline, 12 x 20mm 27/30 M29F100T, M29F100B |