| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M29F200BT Arkusz danych(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29F200BT Arkusz danych(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 22 page ![]() 21/22 M29F200BT, M29F200BB Figure 12. SO44 - 44 lead Plastic Small Outline, 525 mils body width, Package Outline Drawing is not to scale. SO-b E N CP B e A2 D C L A1 α H A 1 Table 18. SO44 - 44 lead Plastic Small Outline, 525 mils body width, Package Mechanical Data Symbol mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 2.42 2.62 0.095 0.103 A1 0.22 0.23 0.009 0.010 A2 2.25 2.35 0.089 0.093 B 0.50 0.020 C 0.10 0.25 0.004 0.010 D 28.10 28.30 1.106 1.114 E 13.20 13.40 0.520 0.528 e 1.27 – – 0.050 – – H 15.90 16.10 0.626 0.634 L 0.80 – – 0.031 – – α 3 ° –– 3 ° –– N44 44 CP 0.10 0.004 |