| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M29W017D Arkusz danych(PDF) 25 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M29W017D Arkusz danych(HTML) 25 Page - STMicroelectronics |
|
25 / 36 page ![]() 25/36 M29W017D TFBGA48 8x9mm – 6x8 active ball array – 0.80mm pitch, Bottom View Package Outline Note: Drawing is not to scale. TFBGA48 8x9mm – 6x8 active ball array – 0.80mm pitch, Package Mechanical Data Symbol millimeters inches Typ Min Max Typ Min Max A 1.350 0.0531 A1 0.300 0.200 0.350 0.0118 0.0079 0.0138 A2 1.000 0.0394 b 0.300 0.550 0.0118 0.0217 D 8.000 7.900 8.100 0.3150 0.3110 0.3189 D1 4.000 – – 0.1575 – – ddd 0.100 0.0039 e 0.800 – – 0.0315 – – E 9.000 8.900 9.100 0.3543 0.3504 0.3583 E1 5.600 – – 0.2205 – – FD 2.000 – – 0.0787 – – FE 1.700 – – 0.0669 – – SD 0.400 – – 0.0157 – – SE 0.400 – – 0.0157 – – E1 E D1 D eb SD SE A2 A1 A BGA-Z14 ddd BALL "A1" FD FE |