| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LF45CPT Arkusz danych(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LF45CPT Arkusz danych(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 32 page ![]() DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 4.8 0.189 C 1.37 0.054 D 2.4 2.8 0.094 0.110 D1 1.2 1.35 0.047 0.053 E 0.35 0.55 0.014 0.022 F 0.61 0.94 0.024 0.037 F2 1.15 1.4 0.045 0.055 G 4.95 5.08 5.21 0.195 0.200 0.205 H2 10.4 0.409 H3 10.05 10.4 0.396 0.409 L2 16.2 0.638 L3 26.3 26.7 27.1 1.035 1.051 1.067 L5 2.6 3 0.102 0.118 L6 15.1 15.8 0.594 0.622 L7 6 6.6 0.236 0.260 Dia. 3.65 3.85 0.144 0.152 P011D TO-220 MECHANICAL DATA LF00AB/C 28/32 |