Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STG3680 Arkusz danych(PDF) 9 Page - STMicroelectronics

Numer części STG3680
Szczegółowy opis  LOW VOLTAGE 0.5/0.8Ω MAX DUAL SPDT SWITCH WITH BREAK BEFORE MAKE FEATURE
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STG3680 Arkusz danych(HTML) 9 Page - STMicroelectronics

Back Button STG3680 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics STG3680 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
STG3680
9/11
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
330
12.992
C
12.8
13.2
0.504
0.519
D20.2
0.795
N60
2.362
T
18.4
0.724
Ao
3.3
0.130
Bo
3.3
0.130
Ko
1.1
0.043
Po
4
0.157
P
8
0.315
Tape & Reel QFNxx/DFNxx (3x3) MECHANICAL DATA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11