Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

C8051F310 Arkusz danych(PDF) 49 Page - Silicon Laboratories

Numer części C8051F310
Szczegółowy opis  8/16 kB ISP Flash MCU Family
PDF  228 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SILABS [Silicon Laboratories]
Strona internetowa  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

C8051F310 Arkusz danych(HTML) 49 Page - Silicon Laboratories

Back Button C8051F310 Datasheet HTML 45Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 46Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 47Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 48Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 49Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 50Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 51Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 52Page - Silicon Laboratories C8051F310 Datasheet HTML 53Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 228 page
background image
Rev. 1.7
49
C8051F310/1/2/3/4/5/6/7
Figure 4.9. Typical QFN-24 Landing Diagram
Top View
E2
0.35 mm
0.30 mm
0.10 mm
0.20 mm
0.45 mm
0.75 mm
E
Optional
GND
Connection
Pin #1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More