| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STHS4257L Arkusz danych(PDF) 15 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STHS4257L Arkusz danych(HTML) 15 Page - STMicroelectronics |
|
15 / 18 page ![]() Obsolete Product(s) - Obsolete Product(s) STHS4257A, STHS4257A1, STHS4257L, STHS4257L1 Package mechanical data 15/18 Figure 10. DFN8 – 8-lead dual flat no-lead outline, package mechanical drawing 1. Drawing is not to scale. Table 7. DFN8 – 8-lead dual flat no-lead outline, package mechanical data Symb mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 0.90 0.80 1.00 0.035 0.031 0.039 A1 0.02 – 0.05 0.001 0.002 A2 0.70 – – 0.028 A3 0.20 – – 0.008 b 0.23 0.18 0.30 0.009 0.007 0.012 D 3.00 – – 0.118 D2 2.38 2.23 2.48 0.094 ddd – – 0.08 0.003 E 3.00 – – 0.118 E2 1.64 1.49 1.74 0.065 0.059 0.069 e 0.50 – – 0.020 – – L 0.40 0.30 0.50 0.016 0.012 0.020 N8 8 DFN-A Bottom View Seating Plane C D D2 b e 12 34 87 65 |