| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M74HCT640 Arkusz danych(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M74HCT640 Arkusz danych(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 11 page ![]() Ceramic DIP20 MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 25 0.984 B 7.8 0.307 D 3.3 0.130 E 0.5 1.78 0.020 0.070 e3 22.86 0.900 F 2.29 2.79 0.090 0.110 G 0.4 0.55 0.016 0.022 I 1.27 1.52 0.050 0.060 L 0.22 0.31 0.009 0.012 M 0.51 1.27 0.020 0.050 N1 4 ° (min.), 15° (max.) P 7.9 8.13 0.311 0.320 Q 5.71 0.225 P057H M54/M74HCT245/640/643 8/11 |