| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LAN9312 Arkusz danych(PDF) 14 Page - SMSC Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
LAN9312 Arkusz danych(HTML) 14 Page - SMSC Corporation |
|
14 / 458 page ![]() High Performance Two Port 10/100 Managed Ethernet Switch with 32-Bit Non-PCI CPU Interface Datasheet Revision 1.2 (04-08-08) 14 SMSC LAN9312 DATASHEET List of Tables Table 1.1 Buffer Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Table 1.2 Register Bit Types . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Table 3.1 LAN Port 1 Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Table 3.2 LAN Port 2 Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 3.3 LAN Port 1 & 2 Power and Common Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Table 3.4 Host Bus Interface Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Table 3.5 EEPROM Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Table 3.6 Dedicated Configuration Strap Pins. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Table 3.7 Miscellaneous Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Table 3.8 PLL Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 3.9 Core and I/O Power and Ground Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Table 3.10 No-Connect Pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Table 4.1 Reset Sources and Affected LAN9312 Circuitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Table 4.2 Soft-Strap Configuration Strap Definitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Table 4.3 Hard-Strap Configuration Strap Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Table 6.1 Switch Fabric Flow Control Enable Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Table 6.2 Spanning Tree States . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Table 6.3 Typical Ingress Rate Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Table 6.4 Typical Broadcast Rate Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Table 6.5 Typical Egress Rate Settings. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Table 7.1 Default PHY Serial MII Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Table 7.2 4B/5B Code Table . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Table 7.3 PHY Interrupt Sources. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Table 8.1 Read After Write Timing Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Table 8.2 Read After Read Timing Rules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Table 9.1 Address Filtering Modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Table 9.2 Wake-Up Frame Filter Register Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 9.3 Filter i Byte Mask Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 9.4 Filter i Command Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Table 9.5 Filter i Offset Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 9.6 Filter i CRC-16 Bit Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Table 9.7 EEPROM Byte Ordering and Register Correlation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Table 9.8 TX/RX FIFO Configurable Sizes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Table 9.9 Valid TX/RX FIFO Allocations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Table 9.10 TX Command 'A' Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Table 9.11 TX Command 'B' Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 9.12 TX DATA Start Offset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Table 10.1 I2C/Microwire Master Serial Management Pins Characteristics. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Table 10.2 I2C EEPROM Size Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Table 10.3 Microwire EEPROM Size Ranges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 10.4 Microwire Command Set for 7 Address Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 10.5 Microwire Command Set for 9 Address Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Table 10.6 Microwire Command Set for 11 Address Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Table 10.7 EEPROM Contents Format Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Table 10.8 EEPROM Configuration Bits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 Table 11.1 IEEE 1588 Message Type Detection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Table 11.2 Time Stamp Capture Delay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Table 11.3 PTP Multicast Addresses. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Table 11.4 Typical IEEE 1588 Clock Addend Values . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Table 13.1 LED Operation as a Function of LED_CFG[9:8] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Table 14.1 System Control and Status Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Table 14.2 Backpressure Duration Bit Mapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 |