| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
M58BF008 Arkusz danych(PDF) 34 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M58BF008 Arkusz danych(HTML) 34 Page - STMicroelectronics |
|
34 / 36 page ![]() M58BF008 34/36 Table 23. PQFP80 - 80 lead Plastic Quad Flat Pack, Package Mechanical Data Symbol mm inches Typ Min Max Typ Min Max A 3.40 0.1339 A1 0.25 0.0098 A2 2.80 2.55 3.05 0.1102 0.1004 0.1201 b 0.30 0.45 0.0118 0.0177 c 0.11 0.23 0.0043 0.0091 D 23.90 – – 0.9409 – – D1 20.00 – – 0.7874 – – e 0.80 – – 0.0315 – – E 17.90 – – 0.7047 – – E1 14.00 – – 0.5512 – – L 0.88 0.73 1.03 0.0346 0.0287 0.0406 α 3.5 ° 0 ° 7 ° 3.5 ° 0 ° 7 ° N80 80 Nd 24 24 Ne 16 16 CP 0.250 0.0098 Figure 19. PQFP80 - 80 lead Plastic Quad Flat Pack, Package Outline Drawing is not to scale. TQFP Nd E1 CP b e A2 A N L A1 α D1 D 1 E Ne c D2 E2 |