Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

DIO3582MP8 Arkusz danych(PDF) 14 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Numer części DIO3582MP8
Szczegółowy opis  CMOS Amplifier
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DIOO [DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD]
Strona internetowa  https://www.dioo.com/#/
Logo DIOO - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

DIO3582MP8 Arkusz danych(HTML) 14 Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD

Back Button DIO3582MP8 Datasheet HTML 7Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 8Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 9Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 10Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 11Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 12Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 13Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 14Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD DIO3582MP8 Datasheet HTML 15Page - DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 15 page
background image
DIO3581/1A_3582_3584
www.dioo.com
© 2024 DIOO MICROCIRCUITS CO., LTD
DIO3581/1A_3582_3584• Rev. 1.4
Physical Dimensions: SOP-14
Common Dimensions
(Units of measures = Millimeter)
Symbol
Min
Nom
Max
A
1.35
1.60
1.75
A1
0.10
0.15
0.25
A2
1.25
1.45
1.65
A3
0.55
0.65
0.75
b
0.36
-
0.49
b1
0.35
0.40
0.45
c
0.17
-
0.25
c1
0.17
0.20
0.23
D
8.45
8.65
8.85
E
5.80
6.00
6.20
E1
3.70
3.90
4.10
e
1.27 BSC
h
0.25
-
0.50
L
0.45
0.60
0.80
L1
1.05 BSC
θ
0°
-
8°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com