| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
STM32F103VC Arkusz danych(PDF) 28 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F103VC Arkusz danych(HTML) 28 Page - STMicroelectronics |
|
28 / 118 page ![]() Pin descriptions STM32F103xC, STM32F103xD, STM32F103xE 28/118 M5 - - - 49 PF11 I/O FSMC_NIOS16 L5 - - - 50 PF12 I/O FSMC_A6 H5 --- 51 VSS_6 S G5 --- 52 VDD_6 S K5 - - - 53 PF13 I/O FSMC_A7 M6 - - - 54 PF14 I/O FSMC_A8 L6 - - - 55 PF15 I/O FSMC_A9 K6 - - - 56 PG0 I/O FSMC_A10 J6 - - - 57 PG1 I/O FSMC_A11 M7 H5 - 38 58 PE7 I/O FT PE7 FSMC_D4 TIM1_ETR L7 J5 - 39 59 PE8 I/O FT PE8 FSMC_D5 TIM1_CH1N K7 K5 - 40 60 PE9 I/O FT PE9 FSMC_D6 TIM1_CH1 H6 --- 61 VSS_7 S G6 --- 62 VDD_7 S J7 G6 - 41 63 PE10 I/O FT PE10 FSMC_D7 TIM1_CH2N H8 H6 - 42 64 PE11 I/O FT PE11 FSMC_D8 TIM1_CH2 J8 J6 - 43 65 PE12 I/O FT PE12 FSMC_D9 TIM1_CH3N K8 K6 - 44 66 PE13 I/O FT PE13 FSMC_D10 TIM1_CH3 L8 G7 - 45 67 PE14 I/O FT PE14 FSMC_D11 TIM1_CH4 M8 H7 - 46 68 PE15 I/O FT PE15 FSMC_D12 TIM1_BKIN M9 J7 29 47 69 PB10 I/O FT PB10 I2C2_SCL USART3_TX(6) TIM2_CH3 M10 K7 30 48 70 PB11 I/O FT PB11 I2C2_SDA USART3_RX(6) TIM2_CH4 H7 E7 31 49 71 VSS_1 SVSS_1 G7 F7 32 50 72 VDD_1 SVDD_1 M11 K8 33 51 73 PB12 I/O FT PB12 SPI2_NSS/I2S2_WS/ I2C2_SMBAl/ USART3_CK(6)/ TIM1_BKIN(6) M12 J8 34 52 74 PB13 I/O FT PB13 SPI2_SCK/I2S2_CK USART3_CTS(6)/ TIM1_CH1N L11 H8 35 53 75 PB14 I/O FT PB14 SPI2_MISO/TIM1_CH2N USART3_RTS(6) Table 4. Pin definitions (continued) Pins Pin name Main function(3) (after reset) Alternate functions Default Remap |