Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AS1113-BSST Arkusz danych(PDF) 24 Page - ams-OSRAM AG

Numer części AS1113-BSST
Szczegółowy opis  50mA, 16-Channel LED Driver with Diagnostics
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Strona internetowa  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

AS1113-BSST Arkusz danych(HTML) 24 Page - ams-OSRAM AG

Back Button AS1113-BSST Datasheet HTML 18Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 19Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 20Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 21Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 22Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 23Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 24Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 25Page - ams-OSRAM AG AS1113-BSST Datasheet HTML 26Page - ams-OSRAM AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 24 / 26 page
background image
www.austriamicrosystems.com/LED-Driver-ICs/AS1113
Revision 1.04
22 - 24
AS1113
Datasheet - P a c k a g e D r a w i n g s a n d M a r k i n g s
Figure 24. 24-pin SSOP Package
Symbol
Min
Max
A1.35
1.75
A1
0.10
0.25
A2
1.37
1.57
b0.20
0.30
C0.19
0.25
D8.55
8.74
E5.79
6.20
E1
3.81
3.99
e
0.635 BSC
h0.22
0.49
L0.40
1.27
θ
0º
8º



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26