Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

WPC20 Arkusz danych(PDF) 1 Page - KITAGAWA GmbH

Numer części WPC20
Szczegółowy opis  Water and dust resistant cover for USB connectors
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  KGS [KITAGAWA GmbH]
Strona internetowa  https://www.kitagawa.de/en/
Logo KGS - KITAGAWA GmbH

WPC20 Arkusz danych(HTML) 1 Page - KITAGAWA GmbH

  WPC20 Datasheet HTML 1Page - KITAGAWA GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
ニュースーパーロック
特 長
■
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入する
のを防ぎます。
■
ネジの締め付けにより本体のツメ部がケーブルをつかみ
 固定します。
●
●
ナット締め取付/
Nut
材 料
■
キャップ、本体、ナット/ナイロン66(色調:ブラック)
●
(
:
)
IP67相当/
丸孔
※ 他の部品につきましては下の仕様を参照ください。
 
外側
内側
※R
※取付けネジ仕様は厳密な物ではありません。直取付の場合は確認の上、ご使用下さい。
19
27
32
41
46
19
27
30
32
46
12.5
15
17
23
17.5
12
14.5
15.5
21.5
17.5
8.4
9
10.5
11.3
11
1
1.5
4.4
5
6
7.5
6.5
品 番
Part No.
A
NSL-5
NSL-7
NSL-9
NSL-11
NSL-13
NSL-18
NSL-23
φ4~5.5
φ5.5~7
φ7~9
φ9~11
φ11~13.5
φ13.5~18
φ18~23
(B) C
G1/4
G1/2
G5/8
G3/4
G1
D
E
19
27
32
41
46
取付孔
Mounting
hole size
六角対辺
Width across HEX
キャップ
Cap
本体
Body
ナット
Nut
適応電線
Applicable wire
※R
取付部ねじ仕様
Connecting thread
+1
+0
φ13.5
φ21
φ23
φ26.5
φ33.5
+0.5
0
+1
+0
+1
+0
+1
+0
キャップ
ナイロン/
(色調/ブラック)
(
/
)
本体
ナイロン/
(色調/ブラック)
(
/
)
ナット
ナイロン/
(色調/ブラック)
(
/
)
本体パッキン
EPDM(色調/ブラック)
(
/
)
シールパッキン
EPDM(色調/ブラック)
(
/
)
(単位/Unit:mm)
包装単位
Std. Package
20
個/pcs.
WATER PROOF COVER / WPC20
Features
● Water sealing cover of a socket.
● Cover with clamp portion prevents cables from
releasing.
Material
● Body / Polyacetal (Color:Black )
● Gasket / EPDM(Color:Black )
(Unit:mm)
UL94 HB
(Applicable screw : M3 Pan head screw )
Screw mounting
Std. Package :100pcs.
Specification drawing
( 20 )
27.5±0.3
( 34 )
( 59.6 )
40.4
2
φ5
φ
3.3
+0.2
0
M3 or φ3.3
MAX.20
Position for gasket installation
Water and dust resistant cover for USB connectors
27.5±0.1
104


Podobny numer części - WPC20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
HellermannTyton.
WPC20-N66-NA-D1 HELLERMANNTYTON-WPC20-N66-NA-D1 Datasheet
318Kb / 3P
Wire Push In Clips
More results

Podobny opis - WPC20

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Omron Electronics LLC
XS2 OMRON-XS2 Datasheet
3Mb / 20P
Round Water-resistant Connectors (M12)
XS3 OMRON-XS3 Datasheet
1Mb / 14P
Round Water-resistant Connectors (M8)
XS5 OMRON-XS5 Datasheet
2Mb / 18P
Round Water-resistant Connectors (M12)
XS2 OMRON-XS2_11 Datasheet
3Mb / 18P
Round Water-resistant Connectors (M12)
XS2F-D421-DC0-A OMRON-XS2F-D421-DC0-A Datasheet
3Mb / 26P
Round Water-resistant Connectors (M12)
logo
Laird Tech Smart Techno...
S5156WB LSTD-S5156WB Datasheet
350Kb / 1P
Rugged, lightweight, and water resistant
S24512BPX LSTD-S24512BPX Datasheet
468Kb / 1P
Rugged, lightweight and water resistant
logo
Infineon Technologies A...
IM73A135V01 INFINEON-IM73A135V01 Datasheet
2Mb / 18P
IP57 dust and water resistant analog XENSIVTM MEMS microphone
V 1.20 2021-07-07
IM69D127V11 INFINEON-IM69D127V11 Datasheet
2Mb / 18P
IP57 dust and water resistant PDM digital XENSIVTM MEMS microphone
v01_10 2022-03-15
IM72D128V01 INFINEON-IM72D128V01 Datasheet
861Kb / 18P
IP57 dust and water resistant digital PDM XENSIVTM MEMS microphone
1.00 2022-02-22
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL



Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Link do karty katalogowej    |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com