| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
301250014 Arkusz danych(PDF) 88 Page - ams-OSRAM AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
301250014 Arkusz danych(HTML) 88 Page - ams-OSRAM AG |
|
88 / 109 page ![]() Dragster Pin description Datasheet • PUBLIC • Document Feedback DS000444 • v5-00 • 2025-Aug-29 88 / 109 / Pin number Pin name Pin type(1) 37 Bit_08_Tap_G2 DO 38 Bit_07_Tap_G2 DO 39 Bit_06_Tap_G2 DO 40 Bit_05_Tap_G2 DO 41 Bit_04_Tap_G2 DO 42 Bit_03_Tap_G2 DO 43 Bit_02_Tap_G2 DO 44 Bit_01_Tap_G2 DO 45 Bit_00_Tap_G2 DO 46 VSSESD/IO GND 47 Bit_00_Tap_H2 DO 48 Bit_01_Tap_H2 DO 49 Bit_02_Tap_H2 DO 50 Bit_03_Tap_H2 DO 51 Bit_04_Tap_H2 DO 52 Bit_05_Tap_H2 DO 53 Bit_06_Tap_H2 DO 54 Bit_07_Tap_H2 DO 55 Bit_08_Tap_H2 DO 56 Bit_09_Tap_H2 DO 57 Bit_10_Tap_H2 DO 58 Bit_11_Tap_H2 DO 59 Bit_12_Tap_H2 DO 60 VSSESD/IO GND 61 N_CS_GH_1 DI 62 MISO_GH_1 DO 63 VDDA VDDA 64 VDDD VDDD 65 VSSA GND 66 VSS_Bulk GND 67 VSSD GND 68 Load_Pulse_GH_1 DI 69 VDDIO VDDIO 70 End_ADC_GH_1 DO 71 VDDA VDDA 72 VDD_Bulk VDD_Bulk 73 VDDD VDDD 74 VDDESD VDDESD |