| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AS5130ATST Arkusz danych(PDF) 38 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS5130ATST Arkusz danych(HTML) 38 Page - ams AG |
|
38 / 41 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 1.00 38 - 41 AS5130 Data Sheet - P a c k age Drawings and Markings 9 Package Drawings and Markings The device is available in a 16-Lead Shrink Small Outline Package. Figure 33. SSOP-16 Package Drawings Table 17. SSOP-16 package dimensions Symbol mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 1.73 1.86 1.99 0.068 0.073 0.078 A1 0.05 0.13 0.21 0.002 0.005 0.008 A2 1.68 1.73 1.78 0.066 0.068 0.070 b 0.25 0.315 0.38 0.010 0.012 0.015 c 0.09 - 0.20 0.004 - 0.008 D 6.07 6.20 6.33 0.239 0.244 0.249 E 7.65 7.8 7.9 0.301 0.307 0.311 E1 5.2 5.3 5.38 0.205 0.209 0.212 e 0.65 0.0256 K 0º - 8º 0º - 8º L 0.63 0.75 0.95 0.025 0.030 0.037 AYWWIZZ AS5130 |