| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
PSD211RM Arkusz danych(PDF) 43 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PSD211RM Arkusz danych(HTML) 43 Page - STMicroelectronics |
|
43 / 51 page ![]() PSD211R Family 40 Pin No. Pin No. 44-Pin 44-Pin PLDCC/CLDCC PQFP Pin Assignments (Package Type L/J) (Package Type M) PSEN 1 39 WR/VPP or R/W 2 40 RESET 3 41 PB7 4 42 PB6 5 43 PB5 6 44 PB4 7 1 PB3 8 2 PB2 9 3 PB1 10 4 PB0 11 5 GND 12 6 ALE or AS 13 7 PA7 14 8 PA6 15 9 PA5 16 10 PA4 17 11 PA3 18 12 PA2 19 13 PA1 20 14 PA0 21 15 RD/E 22 16 AD0/A0 23 17 AD1/A1 24 18 AD2/A2 25 19 AD3/A3 26 20 AD4/A4 27 21 AD5/A5 28 22 AD6/A6 29 23 AD7/A7 30 24 A8 31 25 A9 32 26 A10 33 27 GND 34 28 A11 35 29 A12 36 30 A13 37 31 A14 38 32 A15 39 33 PC0 40 34 PC1 41 35 PC2 42 36 A19/CSI 43 37 VCC 44 38 19.0 Pin Assignments |