Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SD1729 Arkusz danych(PDF) 3 Page - STMicroelectronics

Numer części SD1729
Szczegółowy opis  RF & MICROWAVE TRANSISTORS HF SSB APPLICATIONS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SD1729 Arkusz danych(HTML) 3 Page - STMicroelectronics

  SD1729 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics SD1729 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SD1729 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SD1729 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
TEST CIRCUIT
C1
: 20 - 120pF
C2
: 50 - 300pF
C3, C4
: 3.9nF
C5
: 100nF
C6
: 2.2
µF
C7
: 2 x 180pF in Parallel
C8
: 3 x 56pF and 33pF in Parallel
C9
: 4 x 56pF and 68pF in Parallel
C10, C11 : 360pF
L1
: 88nF
L2
: 22
µH Choke Coil
L3, L5 : 80nF
L4
: Ferroxcube Choke Coil
R1
: 0.55
Ω
R2
: 27
Ω
R3
: 4.7
Ω
TYPICAL PERFORMANCE (cont’d)
INTERMODULATION DISTORTION vs
POWER OUTPUT
SD1729 (TH416)
3/4



Html Pages

1 2 3 4