| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
C01250618 Arkusz danych(PDF) 14 Page - Norgren Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C01250618 Arkusz danych(HTML) 14 Page - Norgren Ltd |
|
14 / 17 page ![]() 02/04 N/UK 9.1.001.014 PNEUFIT® C & PNEUFIT® M Our policy is one of continued research and development. We therefore reserve the right to amend, without notice, the specifications given in this document. C0288 Swivel Y Adaptor 4 M5 35,0 4,5 17,0 9,5 10,5 21,0 10 C02880405 4 M6 35,0 4,5 17,0 9,5 10,5 21,0 10 C02880406 4 G1/8 41,0 6,0 17,0 9,5 10,5 21,0 14 C02880418 4 G1/4 43,0 8,0 17,0 9,5 10,5 21,0 17 C02880428 4 G3/8 43,0 8,0 17,0 9,5 10,5 21,0 20 C02880438 6 M5 41,5 4,5 17,5 12,0 12,5 25,0 12 C02880605 6 M6 41,5 4,5 17,5 12,0 12,5 25,0 12 C02880606 6 G1/8 42,5 6,0 17,5 12,0 12,5 25,0 14 C02880618 6 G1/4 44,5 8,0 17,5 12,0 12,5 25,0 17 C02880628 6 G3/8 45,5 9,0 17,5 12,0 12,5 25,0 20 C02880638 6 G1/2 46,5 10,0 17,5 12,0 12,5 25,0 24 C02880648 8 G1/8 43,5 6,0 18,5 14,0 14,5 29,0 14 C02880818 8 G1/4 45,5 8,0 18,5 14,0 14,5 29,0 17 C02880828 8 G3/8 46,5 9,0 18,5 14,0 14,5 29,0 20 C02880838 8 G1/2 47,5 10,0, 18,5 14,0 14,5 29,0 24 C02880848 10 G1/8 49,5 6,0 19,5 16,5 17,5 35,0 17 C02881018 10 G1/4 51,5 8,0 19,5 16,5 17,5 35,0 17 C02881028 10 G3/8 52,5 9,0 19,5 16,5 17,5 35,0 20 C02881038 10 G1/2 53,5 10,0 19,5 16,5 17,5 35,0 24 C02881048 12 G1/4 55,0 8,0 22,0 19,0 20,5 41,0 19 C02881228 12 G3/8 56,0 9,0 22,0 19,0 20,5 41,0 20 C02881238 12 G1/2 57,0 10,0 22,0 19,0 20,5 41,0 24 C02881248 B N L ø K ø A Ø A B C G G1 Ø K L N Typ Ø A Ø A C F G Ø K L N Typ N L ø K ø A ø A C0084 Stem Y (Equal) 4 4 49,5 22,0 17,0 9,5 10,5 21,0 C00840400 6 6 54,5 24,0 17,5 12,0 12,5 25,0 C00840600 8 8 60,0 26,0 18,5 14,0 14,5 29,0 C00840800 10 10 66,0 28,0 20,0 16,5 17,5 35,0 C00841000 12 12 71,5 30,0 22,0 19,0 20,5 41,0 C00841200 N L ø K ø A ø A 1 C0084 Stem Y (Unequal) Ø A Ø A1 C F G Ø K L N Typ 4 6 51,5 24,0 17,5 9,5 10,5 21,0 C00840604 6 8 56,5 26,0 18,5 12,0 12,5 25,0 C00840806 8 10 62,0 28,0 20,0 14,0 14,5 29,0 C00841008 10 12 68,0 30,0 22,0 16,5 17,5 35,0 C00841210 Ø A C C1 Ø D E G H Ø K Typ O C E E G C0090 Union Cross 4 36,5 38,0 3,3 6,5 17,0 6,5 9,5 C00900400 6 42,0 42,5 4,3 7,5 17,5 7,5 12,0 C00900600 8 45,0 47,0 4,3 9,0 18,5 9,0 14,0 C00900800 10 48,0 50,5 4,3 10,0 19,5 10,0 16,5 C00901000 12 55,0 57,0 4,3 12,0 22,0 12,0 19,0 C00901200 |