| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0012421 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0012421 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Lapp. |
|
3 / 3 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index (kg/km) Weight (kg/km) ÖLFLEX® EB without protective conductor GN/YE 0012420 2 X 0.75 5.4 14.7 50 0012421 3 X 0.75 5.7 22.1 60 0012430 4 X 0.75 6.2 29.4 81 0012422 5 X 0.75 6.7 36.8 88 0012423 7 X 0.75 7.3 51.5 115 0012425 12 X 0.75 9.9 88.2 185 0012427 18 X 0.75 11.7 132.3 282 0012429 25 X 0.75 13.8 183.8 393 0012440 2 X 1 5.7 19.7 57 0012441 3 X 1 6 29.6 73 0012443 5 X 1 7.1 49.4 105 0012444 7 X 1 8 69.1 138 0012446 12 X 1 10.5 118.4 231 0012448 18 X 1 12.7 177.7 331 0012401 2 X 1.5 6.3 29 80 0012402 3 X 1.5 6.7 43 105 0012403 4 X 1.5 7.2 58 125 0012404 5 X 1.5 8.1 72 139 ÖLFLEX® EB with protective conductor GN/YE 0012501 3 G 1.5 6.7 43 105 0012502 4 G 1.5 7.2 58 125 0012503 5 G 1.5 8.1 72 139 0012504 7 G 1.5 8.9 101 180 0012505 12 G 1.5 12 173 339 0012506 18 G 1.5 14.4 259 513 0012507 25 G 1.5 16.9 360 698 |