| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
NRF52820-QDAA-R Arkusz danych(PDF) 7 Page - Nordic Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NRF52820-QDAA-R Arkusz danych(HTML) 7 Page - Nordic Semiconductor |
|
7 / 437 page ![]() 6.22.4 Master repeated start sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 6.22.5 Low power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 6.22.6 Master mode pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 6.22.7 Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 6.22.8 Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 6.22.9 Pullup resistor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 6.23 TWIS — I2C compatible two-wire interface slave with EasyDMA . . . . . . . . . . . . 323 6.23.1 EasyDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 6.23.2 TWI slave responding to a read command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 6.23.3 TWI slave responding to a write command . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 6.23.4 Master repeated start sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 6.23.5 Terminating an ongoing TWI transaction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 6.23.6 Low power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6.23.7 Slave mode pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6.23.8 Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 6.23.9 Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 6.24 UART — Universal asynchronous receiver/transmitter . . . . . . . . . . . . . . . . 340 6.24.1 Functional description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 6.24.2 Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340 6.24.3 Shared resources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 6.24.4 Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 6.24.5 Reception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 6.24.6 Suspending the UART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 6.24.7 Error conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 6.24.8 Using the UART without flow control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 6.24.9 Parity and stop bit configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 6.24.10 Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 6.24.11 Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 6.25 UARTE — Universal asynchronous receiver/transmitter with EasyDMA . . . . . . . . . 352 6.25.1 EasyDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 6.25.2 Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 6.25.3 Reception . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 6.25.4 Error conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.25.5 Using the UARTE without flow control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.25.6 Parity and stop bit configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.25.7 Low power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 6.25.8 Pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 6.25.9 Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 6.25.10 Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 6.26 USBD — Universal serial bus device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 6.26.1 USB device states . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371 6.26.2 USB terminology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372 6.26.3 USB pins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6.26.4 USBD power-up sequence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 6.26.5 USB pull-up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 6.26.6 USB reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 6.26.7 USB suspend and resume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375 6.26.8 EasyDMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 376 6.26.9 Control transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 6.26.10 Bulk and interrupt transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380 6.26.11 Isochronous transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 6.26.12 USB register access limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 6.26.13 Registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 6.26.14 Electrical specification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 4463_156 v1.0 vii |