| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
0034502. Arkusz danych(PDF) 5 Page - Lapp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
0034502. Arkusz danych(HTML) 5 Page - Lapp. |
|
5 / 6 page ![]() Article number Number of cores and mm² per conductor Outer diameter [mm] Copper index [kg/km] Weight [kg/km] 0034602 2 x 0.5 5.6 29 47 0034603 3 x 0.5 5.9 38 55 0034604 4 x 0.5 6.3 43 70 0034605 5 x 0.5 7 51 90 0034606 6 x 0.5 7.6 59 104 0034607 7 x 0.5 7.6 65 112 0034608 8 x 0.5 8.7 70 120 0034610 10 x 0.5 9.3 88 139 0034612 12 x 0.5 9.6 99 177 0034618 18 x 0.5 11.8 134 239 0034620 20 x 0.5 12.1 149 276 0034625 25 x 0.5 13.7 211 352 0034630 30 x 0.5 14.5 230 397 0034702 2 x 0.75 6 38 53 0034703 3 x 0.75 6.3 49 65 0034704 4 x 0.75 7 58 79 0034705 5 x 0.75 7.6 67 109 0034707 7 x 0.75 8.2 100 156 0034710 10 x 0.75 10.5 130 187 0034712 12 x 0.75 10.8 154 218 0034718 18 x 0.75 13 195 327 0034725 25 x 0.75 15.3 280 454 0034730 30 x 0.75 15.8 312 486 0034802 2 x 1.0 6.3 43 72 0034803 3 x 1.0 6.8 56 90 0034804 4 x 1.0 7.3 68 109 0034805 5 x 1.0 8 79 126 0034807 7 x 1.0 8.6 118 171 0034810 10 x 1.0 11.1 140 228 0034812 12 x 1.0 11.4 168 259 0034818 18 x 1.0 13.4 252 389 0034825 25 x 1.0 16.2 335 517 0034902 2 x 1.5 7.1 58 90 0034903 3 x 1.5 7.5 74 115 |