| Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ST52T430K2 Arkusz danych(PDF) 84 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST52T430K2 Arkusz danych(HTML) 84 Page - STMicroelectronics |
|
84 / 88 page ![]() ST52T430/E430 84/88 Table 12.17 CSDIP32W Shrink PACKAGE MECHANICAL DATA DIM mm inch. MIN TYP. MAX MIN TYP. MAX A 0.097 0.115 0.133 A1 0.025 0.035 0.045 B 0.016 0.018 0.020 B1 0.035 C 0.008 0.010 0.012 D 1.168 1.180 1.192 D1 1.042 1.050 1.058 E1 0.382 0.390 0.398 e 0.065 0.070 0.075 G 0.375 G1 0.580 G2 0.044 L 0.170 0.175 0.180 Q 0.290 G1 B e D1 D B1 Q C G1 E1 |